| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G030C8 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G030C8 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 94 page ![]() Pinouts, pin description and alternate functions STM32G030x6/x8 32/94 DS12991 Rev 1 4 9 9 13 PA2 I/O - S - SPI1_MOSI/I2S1_SD, USART2_TX, ADC_IN2, WKUP4,LSCO - 10 10 14 PA3 I/O - S - SPI2_MISO, USART2_RX, EVENTOUT ADC_IN3 - - - 15 PA4 I/O - S - SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, EVENTOUT ADC_IN4, RTC_OUT2 - 11 11 - PA4 I/O - S - SPI1_NSS/I2S1_WS, SPI2_MOSI, TIM14_CH1, EVENTOUT ADC_IN4, TAMP_IN1, RTC_TS, RTC_OUT1, WKUP2 - 12 12 16 PA5 I/O - S - SPI1_SCK/I2S1_CK, EVENTOUT ADC_IN5 - 13 13 17 PA6 I/O - S - SPI1_MISO/I2S1_MCK, TIM3_CH1, TIM1_BK, TIM16_CH1 ADC_IN6 - 14 14 18 PA7 I/O - S - SPI1_MOSI/I2S1_SD, TIM3_CH2, TIM1_CH1N, TIM14_CH1, TIM17_CH1 ADC_IN7 5 15 15 19 PB0 I/O - S - SPI1_NSS/I2S1_WS, TIM3_CH3, TIM1_CH2N ADC_IN8 5 15 16 20 PB1 I/O - S - TIM14_CH1, TIM3_CH4, TIM1_CH3N, EVENTOUT ADC_IN9 - 15 17 21 PB2 I/O - S - SPI2_MISO, EVENTOUT ADC_IN10 - - - 22 PB10 I/O - S - SPI2_SCK, I2C2_SCL ADC_IN11 - - - 23 PB11 I/O - S - SPI2_MOSI, I2C2_SDA ADC_IN15 - - - 24 PB12 I/O - S - SPI2_NSS, TIM1_BK, EVENTOUT ADC_IN16 - - - 25 PB13 I/O - S - SPI2_SCK, TIM1_CH1N, I2C2_SCL, EVENTOUT - - - - 26 PB14 I/O - S - SPI2_MISO, TIM1_CH2N, I2C2_SDA, EVENTOUT - - - - 27 PB15 I/O - S - SPI2_MOSI, TIM1_CH3N, EVENTOUT RTC_REFIN 5 15 18 28 PA8 I/O - S - MCO, SPI2_NSS, TIM1_CH1, EVENTOUT - Table 12. Pin assignment and description (continued) Pin Pin name (function upon reset) Alternate functions Additional functions |