công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1831 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1831
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage detector with sense input and external delay capacitor
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1831 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics

Back Button STM1831 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STM1831 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
Typical operating characteristics
STM1831
14/24
Doc ID 18180 Rev 1
Figure 16.
Release delay time vs. delay capacitance, TA = 25 °C
Figure 17.
Detect delay time vs. delay capacitance, TA = 25 °C
0.1
1
10
100
1000
10000
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
External delay capacitor, CD (µF)
Vcc = 1.6 V
Vcc = 3 V
Vcc = 6 V
AM04975v1
1
10
100
1000
10000
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
External delay capacitor, CD (µF)
Vcc = 1.6 V
Vcc = 3 V
Vcc = 6 V
AM04976v1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com