| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM1831L24WY6F bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM1831L24WY6F bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 24 page ![]() STM1831 Package mechanical data Doc ID 18180 Rev 1 21/24 Figure 23. SOT23-5 - 5-lead small outline transistor package mechanical drawing Note: Drawing is not to scale. E 1 e 5 x b e1 D A1 A2 A 5x 0.10 C E1 L C T 0133778_C Table 5. SOT23-5 - 5-lead small outline transistor package mechanical data Symbol Millimeters Inches Note Typ. Min. Max. Typ. Min. Max. A 1.45 0.057 A1 0.00 0.15 0.00 0.006 A2 1.15 0.90 1.30 0.045 0.035 0.051 b 0.30 0.50 0.012 0.020 c 0.08 0.22 0.003 0.009 D2.90 0.114 E2.80 0.110 E1 1.60 0.063 e0.95 0.037 e1 1.90 0.075 L 0.45 0.30 0.60 0.018 0.012 0.024 θ 4 0 8 4 0 8 Degrees N5 5 |