công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESDS314DBVR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ESDS314DBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  ESDS31x Data-Line Surge and ESD Protection Diode Array
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ESDS314DBVR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ESDS314DBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ESDS314DBVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
D007_IEC_Pos.grf
Time (ns)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
D007
Figure 5-7. +8kV IEC 61000-4-2 Clamping Voltage
Waveform
D008_IEC_Neg.grf
Time (ns)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
D008
Figure 5-8. -8kV IEC 61000-4-2 Clamping Voltage
Waveform
D009_Leakage.grf
Temperature (qC)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
D009
Figure 5-9. DC Leakage vs. Ambient Temperature,
Bias Voltage = 3.6V
D010_Cap_Vbias.grf
Voltage (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
D010
Figure 5-10. Capacitance vs. Bias Voltage at 25 °C
D011_Power_Derating.grf
Temperature (qC)
0
25
50
75
100
125
75
80
85
90
95
100
105
D011
Figure 5-11. Surge Power Derating with Respect To
Ambient Temperature
D012_S21.grf
Frequency (GHz)
0.1
0.2
0.3
0.4 0.5 0.60.7
1
2
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
D012
Figure 5-12. Differential Insertion Loss
www.ti.com
ESDS311, ESDS312, ESDS314
SLVSEG9C – MAY 2018 – REVISED FEBRUARY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: ESDS311 ESDS312 ESDS314



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com