công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DLPC3479 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DLPC3479
Giải thích chi tiết về linh kiện  DLP4710LC 0.47 1080p Digital Micromirror Device
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

DLPC3479 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Texas Instruments

Back Button DLPC3479 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments DLPC3479 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 45 page
background image
Table 9-1. Power-Up Sequence Delay Requirement
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
tDELAY
Delay requirement from VOFFSET power up to VBIAS power up
2
ms
VOFFSE
T
Supply voltage level during power–up sequence delay (see Figure 9-2)
6
V
VBIAS
Supply voltage level during power–up sequence delay (see Figure 9-2)
6
V
4
0
8
16
12
20
4
0
8
12
Time
tDELAY
VOFFSET
9'' ” 92))6(7 ”
6 V
VSS
VSS
9'' ” 9%,$6 ”
6 V
VBIAS
Refer to Table 9-1 for VOFFSET and VBIAS supply voltage levels during power-up sequence delay.
Figure 9-2. Power-Up Sequence Delay Requirement
DLP4710LC
DLPS178C – MAY 2020 – REVISED JULY 2023
www.ti.com
36
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DLP4710LC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com