công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSD23382F4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CSD23382F4
Giải thích chi tiết về linh kiện  CSD23382F4 12-V P-Channel FemtoFET™ MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CSD23382F4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CSD23382F4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CSD23382F4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
5.3 Typical MOSFET Characteristics
(TA = 25°C unless otherwise stated)
Figure 5-1. Transient Thermal Impedance
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
− VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = −4.5V
VGS = −2.5V
VGS = −1.8V
G001
Figure 5-2. Saturation Characteristics
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
− VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = 125°C
TC = 25°C
TC = −55°C
G001
VDS = –5 V
Figure 5-3. Transfer Characteristics
CSD23382F4
SLPS453E – MAY 2014 – REVISED JANUARY 2022
www.ti.com
4
Submit Document Feedback
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: CSD23382F4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com