công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC2591RGVT.B bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CC2591RGVT.B
Giải thích chi tiết về linh kiện  CC2591 2.4-GHz RF Front End
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CC2591RGVT.B bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Texas Instruments

Back Button CC2591RGVT.B Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments CC2591RGVT.B Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 26 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
4.15
3.85
4.15
3.85
1.0
0.8
0.05
0.00
2X 1.95
12X 0.65
2X 1.95
16X
0.65
0.45
16X
0.38
0.23
2.16 0.1
2.16 0.1
(0.2) TYP
(0.37) TYP
VQFN - 1 mm max height
RGV0016A
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4219037/A 06/2019
0.08 C
0.1
C A B
0.05
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for thermal and mechanical performance.
PIN 1 INDEX AREA
SEATING PLANE
PIN 1 ID
SYMM
EXPOSED
THERMAL PAD
SYMM
1
4
5
8
9
12
13
16
17
SCALE 3.000
A
B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com