công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS7883SBDBVT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS7883SBDBVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-BIT, 3-MSPS, MICROPOWER, MINIATURE SAR ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS7883SBDBVT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS7883SBDBVT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
DNL
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
1024
2048
3072
4096
OutputCode
V
=5V,
f =3MSPS,
T =25ºC
DD
S
A
INL
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
1024
2048
3072
4096
OutputCode
V
=5V,
f =3MSPS,
T =25ºC
DD
S
A
FFT
-140
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
f-Frequency-Hz
V
=5V,
f =3MSPS,
Npoints=16384
DD
S
f =250kHz,
i
ADS7883
SLAS594 – JULY 2008 ....................................................................................................................................................................................................... www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Figure 18.
Figure 19.
Figure 20.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS7883



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com