công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PBAM2AF2002D2B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - APEM

tên linh kiện PBAM2AF2002D2B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Piezo switches Ø 30 mm
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APEM [APEM]
Trang chủ  www.apem.com
Logo APEM - APEM

PBAM2AF2002D2B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - APEM

  PBAM2AF2002D2B Datasheet HTML 1Page - APEM PBAM2AF2002D2B Datasheet HTML 2Page - APEM PBAM2AF2002D2B Datasheet HTML 3Page - APEM PBAM2AF2002D2B Datasheet HTML 4Page - APEM PBAM2AF2002D2B Datasheet HTML 5Page - APEM PBAM2AF2002D2B Datasheet HTML 6Page - APEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
APEM
www.apem.com
New!
PBA series
Piezo switches Ø 30 mm
Illuminated or non-illuminated
MODEL
STRUCTURE
Non-illuminated, operator height 2.50 mm (.098)
PBAM1
Flush illuminated ring, operator height 2.50 mm (.098)
Translucent ring
PBAM2
Colored ring
PBAM3
Prominent illuminated ring, operator height 5.50 mm (.216)
Translucent ring
PBAM4
Colored ring
PBAM5
Wire colours
: see “Wiring diagrams” on previous pages.
Shown with flying lead terminals
© O-ring
© O-ring
© O-ring



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com