công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4685 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Adafruit Industries

tên linh kiện 4685
Giải thích chi tiết về linh kiện  Black Nylon Screw and Stand-off Set – M3 Thread
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADAFRUIT [Adafruit Industries]
Trang chủ  https://www.adafruit.com/
Logo ADAFRUIT - Adafruit Industries

4685 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Adafruit Industries

  4685 Datasheet HTML 1Page - Adafruit Industries 4685 Datasheet HTML 2Page - Adafruit Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Set contains the following black nylon pieces in a nice reusable storage
container
80 x M3 x 4mm Screw
80 x M3 x 6mm Screw
40 x M3 x 10mm Screw
120 x M3 Hex Nut
20 x 6mm long F-F hex standoff
20 x 8mm long F-F hex standoff
20 x 10mm long F-F hex standoff
10 x 12mm long F-F hex standoff
20 x 6mm long M-F hex standoff
10 x 12mm long M-F hex standoff
We also have M2.5 screw sets.
TECHNICAL DETAILS
Storage container: 128mm x 65mm x 22mm / 5" x 2.5" x 0.75"
  
 
https://www.adafruit.com/product/4685/9‐11‐20 



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com