công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CC2592RGVT bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CC2592RGVT
Giải thích chi tiết về linh kiện  CC2592 2.4-GHz Range Extender
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

CC2592RGVT bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button CC2592RGVT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments CC2592RGVT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 25 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
22-Apr-2025
TAPE AND REEL INFORMATION
Reel Width (W1)
REEL DIMENSIONS
A0
B0
K0
W
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers
Dimension designed to accommodate the component width
TAPE DIMENSIONS
K0
P1
B0 W
A0
Cavity
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE
Pocket Quadrants
Sprocket Holes
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
User Direction of Feed
P1
Reel
Diameter
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
CC2592RGVR
VQFN
RGV
16
2500
330.0
12.4
4.3
4.3
1.5
8.0
12.0
Q2
CC2592RGVR
VQFN
RGV
16
2500
330.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
CC2592RGVT
VQFN
RGV
16
250
180.0
12.4
4.25
4.25
1.15
8.0
12.0
Q2
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com