| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PBAR5AF2002A0B bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - APEM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PBAR5AF2002A0B bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - APEM |
|
16 / 16 page ![]() B2-144 APEM www.apem.com B2 PBA series ATEX approved piezo switches Illuminated or non-illuminated - Highest classifications - Universal Dia. 16 (.630) bushing - illuminated ring Stainless steel 316L, blue LED PBAR1AFB000A0BX Dia. 19 (.748) bushing - illuminated ring Stainless steel 316L, blue LED PBAR9AFB000A0BX Dia. 22 (866) bushing - non-illuminated Stainless steel 316L PBAR2AFB000MX II 1 G D ; I M1 Ex ia IIC T4 Ga ; Ex ia I Ma Ex ia IIIC T135°C Da IP66 FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 FICHIER: CPBAATEX-P21 le 16/01/09 ECHELLE: 0.7 indice A CPBAATEX1-A CPBAATEX2-A CPBAATEX3-A 3.00 (.118) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 6.35 x 0.8 (.250 x .031) (.250 x .031) 6.35 x 0.8 AWG24 Ø22.00x1.00 SI (.866DIAx1.00 IS) AWG24 20.00 (.787) (.197) (.118) (.768) 5.00 19.50 3.00 (.748DIAx1.00 IS) Ø19.00x1.00 SI Ø13.50 (.531DIA) (.047) 1.20 1.20 (.047) Ø13.50 (.531DIA) (.177) 4.50 (.197) 5.00 AWG24 Ø16.00x1.00 SI (.630DIAx1.00 IS) (.787) 20.00 Usage : mines full of fire damp and potentially explosive atmospheres of groups IIC,IIB et IIA in T4 temperature class and/or in the presence of combustible dust (T135°C). |