| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PBAM1AC6002C0G bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - APEM |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PBAM1AC6002C0G bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - APEM |
|
5 / 6 page ![]() APEM www.apem.com 5 New! PBA series Piezo switches Ø 30 mm Options ELECTRICAL FUNCTION A NO pulse TERMINALS F Flying leads C Cable FICHIER: CPBACO le 25/11/08 ECHELLE: 0.7 indice A CPBACO1-A (.100) 2.54 2.80 (.110) CPBACO2-A CPBACO3-A 2 0.22mm 0.22mm 2 2 0.22mm 0.64 (.025) CASE COLOURS / MATERIALS RATINGS 002 1 A 24 VAC or DC 0 Natural anodized aluminium 1 Blue anodized aluminium 2 Black anodised aluminium Code Colour 3 Green anodized aluminium 5 Gold anodized aluminium 6 Red anodised aluminium Code Colour B Stainless steel 316L Code Colour Bold = standard LED VOLTAGE Blank : non-illuminated C 5 VDC D 12 VDC E 24 VDC |