| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L7915CV bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7915CV bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 24 page ![]() L79xxC Package mechanical data 15/24 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 11.85 0.466 B0.96 1.05 1.10 0.037 0.041 0.043 C 1.70 0.066 D 8.7 0.342 E 20.0 0.787 G 10.9 0.429 N 16.9 0.665 P 26.2 1.031 R 3.88 4.09 0.152 0.161 U 39.5 1.555 V 30.10 1.185 TO-3 mechanical data P003C/C R C D A P G |