công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL750L05CLP.A bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL750L05CLP.A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATORS
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TL750L05CLP.A bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button TL750L05CLP.A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TL750L05CLP.A Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 28 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
0.05 MAX
ALL AROUND
TYP
(1.07)
(1.5)
2X (1.5)
2X (1.07)
(1.27)
(2.54)
FULL R
TYP
(
1.4)
0.05 MAX
ALL AROUND
TYP
(2.6)
(5.2)
(R0.05) TYP
3X (
0.9) HOLE
2X (
1.4)
METAL
3X (
0.85) HOLE
(R0.05) TYP
4215214/C 04/2025
TO-92 - 5.34 mm max height
LP0003A
TO-92
LAND PATTERN EXAMPLE
FORMED LEAD OPTION
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE:15X
SOLDER MASK
OPENING
METAL
2X
SOLDER MASK
OPENING
1
2
3
LAND PATTERN EXAMPLE
STRAIGHT LEAD OPTION
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE:15X
METAL
TYP
SOLDER MASK
OPENING
2X
SOLDER MASK
OPENING
2X
METAL
1
2
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com