công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THS6093IPWPR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

tên linh kiện THS6093IPWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  275 mA, 12 V ADSL CPE LINE DRIVERS
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

THS6093IPWPR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button THS6093IPWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments THS6093IPWPR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
.228-.244 TYP
[5.80-6.19]
.069 MAX
[1.75]
6X .050
[1.27]
8X .012-.020
[0.31-0.51]
2X
.150
[3.81]
.005-.010 TYP
[0.13-0.25]
0 - 8
.004-.010
[0.11-0.25]
.010
[0.25]
.016-.050
[0.41-1.27]
4X (0 -15 )
A
.189-.197
[4.81-5.00]
NOTE 3
B
.150-.157
[3.81-3.98]
NOTE 4
4X (0 -15 )
(.041)
[1.04]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES:
1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches.
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.
1
8
.010 [0.25]
C A B
5
4
PIN 1 ID AREA
SEATING PLANE
.004 [0.1] C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 2.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com