công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 177 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 177 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 173Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 174Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 175Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 176Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 177Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 178Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 179Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 180Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 181Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 177 / 210 page
background image
DocID029968 Rev 3
177/210
STM32L452xx
Electrical characteristics
186
Figure 31. SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0
tv(SO)
Data output valid time
Slave mode 2.7 < VDD < 3.6 V
Voltage Range 1
-
12.5
13.5
ns
Slave mode 1.71 < VDD < 3.6 V
Voltage Range 1
-12.5
24
Slave mode 1.71 < VDD < 3.6 V
Voltage Range 2
-12.5
33
tv(MO)
Master mode
-
4.5
6
th(SO)
Data output hold time
Slave mode
7
-
-
ns
th(MO)
Master mode
0
-
-
1. Guaranteed by characterization results.
2. Maximum frequency in Slave transmitter mode is determined by the sum of tv(SO) and tsu(MI) which has to fit into SCK low or
high phase preceding the SCK sampling edge. This value can be achieved when the SPI communicates with a master
having tsu(MI) = 0 while Duty(SCK) = 50 %.
Table 94. SPI characteristics(1) (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com