công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 93 / 210 page
background image
DocID029968 Rev 3
93/210
STM32L452xx
Electrical characteristics
186
VBOR1
Brown-out reset threshold 1
Rising edge
2.06
2.1
2.14
V
Falling edge
1.96
2
2.04
VBOR2
Brown-out reset threshold 2
Rising edge
2.26
2.31
2.35
V
Falling edge
2.16
2.20
2.24
VBOR3
Brown-out reset threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
V
Falling edge
2.47
2.52
2.57
VBOR4
Brown-out reset threshold 4
Rising edge
2.85
2.90
2.95
V
Falling edge
2.76
2.81
2.86
VPVD0
Programmable voltage
detector threshold 0
Rising edge
2.1
2.15
2.19
V
Falling edge
2
2.05
2.1
VPVD1
PVD threshold 1
Rising edge
2.26
2.31
2.36
V
Falling edge
2.15
2.20
2.25
VPVD2
PVD threshold 2
Rising edge
2.41
2.46
2.51
V
Falling edge
2.31
2.36
2.41
VPVD3
PVD threshold 3
Rising edge
2.56
2.61
2.66
V
Falling edge
2.47
2.52
2.57
VPVD4
PVD threshold 4
Rising edge
2.69
2.74
2.79
V
Falling edge
2.59
2.64
2.69
VPVD5
PVD threshold 5
Rising edge
2.85
2.91
2.96
V
Falling edge
2.75
2.81
2.86
VPVD6
PVD threshold 6
Rising edge
2.92
2.98
3.04
V
Falling edge
2.84
2.90
2.96
Vhyst_BORH0
Hysteresis voltage of BORH0
Hysteresis in
continuous
mode
-20
-
mV
Hysteresis in
other mode
-30
-
Vhyst_BOR_PVD
Hysteresis voltage of BORH
(except BORH0) and PVD
--
100
-
mV
IDD
(BOR_PVD)(2)
BOR(3) (except BOR0) and
PVD consumption from VDD
--
1.1
1.6
µA
VPVM1
VDDUSB peripheral voltage
monitoring
-
1.18
1.22
1.26
V
VPVM3
VDDA peripheral voltage
monitoring
Rising edge
1.61
1.65
1.69
V
Falling edge
1.6
1.64
1.68
VPVM4
VDDA peripheral voltage
monitoring
Rising edge
1.78
1.82
1.86
V
Falling edge
1.77
1.81
1.85
Table 25. Embedded reset and power control block characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com