công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 147 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 147 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 148Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 149Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 150Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 151Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 147 / 210 page
background image
DocID029968 Rev 3
147/210
STM32L452xx
Electrical characteristics
186
Figure 27. Recommended NRST pin protection
1. The reset network protects the device against parasitic resets.
2. The user must ensure that the level on the NRST pin can go below the VIL(NRST) max level specified in
Table 74: NRST pin characteristics. Otherwise the reset will not be taken into account by the device.
3. The external capacitor on NRST must be placed as close as possible to the device.
6.3.16
Analog switches booster
Table 75. Analog switches booster characteristics(1)
1. Guaranteed by design.
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
VDD
Supply voltage
1.62
-
3.6
V
tSU(BOOST)
Booster startup time
-
-
240
µs
IDD(BOOST)
Booster consumption for
1.62 V
≤ VDD ≤ 2.0 V
--
250
µA
Booster consumption for
2.0 V
≤ VDD ≤ 2.7 V
--
500
Booster consumption for
2.7 V
≤ VDD ≤ 3.6 V
--
900



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com