công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 103 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 103 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32L452CEU6PTR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 103 / 210 page
background image
Table 32. Current consumption in Run, code with data processing running from
SRAM1 and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V)
Symbol
Parameter
Conditions(1)
TYP
Unit
-fHCLK
25 °C 55 °C
85 °C
105 °C 125 °C
IDD_ALL(Run) Supply current in Run mode
fHCLK = fHSE up to 48MHz included, bypass mode
PLL ON above
48 MHz all peripherals disable
80 MHz
3.10
3.12
3.14
3.18
3.24
mA
72 MHz
2.80
2.81
2.84
2.87
2.94
64 MHz
2.50
2.51
2.53
2.57
2.63
48 MHz
1.87
1.88
1.90
1.93
2.00
32 MHz
1.26
1.27
1.29
1.32
1.38
24 MHz
0.96
0.96
0.98
1.02
1.07
16 MHz
0.65
0.66
0.68
0.71
0.77
8 MHz
0.35
0.36
0.38
0.41
0.47
4 MHz
0.20
0.21
0.22
0.25
0.31
2 MHz
0.13
0.13
0.15
0.18
0.24
1 MHz
0.09
0.09
0.11
0.14
0.20
100 kHz
0.05
0.06
0.07
0.10
0.16
1. All values are obtained by calculation based on measurements done without SMPS and using following parameters: SMPS input = 3.3 V, SMPS efficiency = 85%,
VDD12 = 1.10 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com