công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN75DP118RHHT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN75DP118RHHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  DisplayPort 1:1 Buffer
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN75DP118RHHT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SN75DP118RHHT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN75DP118RHHT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 19 page
background image
SWITCHING CHARACTERISTICS
HPDInput
100kW
100kW
HPDOutput
DP118
VCC
HPD_IN
SinkHotPlugDetect
PulseDuration
50%
tPD(HPD)
HPD_OUT
0V
VDD
0V
Minimum
HotPlugDetect
OutputPulseDuration
tm(HPD)
VCC
50%
0V
VDD
0V
tPD(CAD)
CAD_IN
CAD_OUT
50%
VCC
HPD_IN
SinkHotPlugDetect
Timeout
HPD_OUT
0V
VDD
0V
Active
tT(HPD)
HI-z
LowPower
SN75DP118
SLLS916B – SEPTEMBER 2008 – REVISED APRIL 2009 ................................................................................................................................................ www.ti.com
over recommended operating (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
tPD(CAD)
Propagation delay
VDD = 5 V
20
30
ns
tPD(HPD)
Propagation delay
VDD = 5 V
70
110
ns
tT(HPD)
HPD logic switch time
VDD = 5 V
200
400
ms
tM(HPD)
Minimum output pulse duration
VDD = 5 V
100
ns
tZ(HPD)
Low power to high-level propagation delay
VDD = 5 V
70
110
ns
Figure 1. HPD Test Circuit
Figure 2. HPD Timing Diagram #1
Figure 3. CAD Timing Diagram
Figure 4. HPD Timing Diagram Number 2
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2008–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): SN75DP118



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com