công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74HCS09DR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74HCS09DR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74HCS09 Quadruple 2-Input AND Gates with Open-Drain Outputs and Schmitt- Trigger Inputs
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74HCS09DR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button SN74HCS09DR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74HCS09DR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 25 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
TYP
6.2
5.8
1.75 MAX
12X 1.27
14X
0.51
0.31
2X
7.62
TYP
0.25
0.13
0 - 8
0.25
0.10
0.25
GAGE PLANE
1.27
0.40
A
NOTE 3
8.75
8.55
B
NOTE 4
4.0
3.8
4220718/A 09/2016
SOIC - 1.75 mm max height
D0014A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm, per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm, per side.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AB.
1
14
0.25
C A B
8
7
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 1.800



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com