công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU3 bảng dữ liệu(PDF) 208 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU3 bảng dữ liệu(HTML) 208 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU3 Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 208Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 209Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 210Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 208 / 210 page
background image
Part numbering
STM32L452xx
208/210
DocID029968 Rev 3
8
Part numbering
Table 111. STM32L452xx ordering information scheme
Example:
STM32
L
452
R
E
T
6 P TR
Device family
STM32 = ARM® based 32-bit microcontroller
Product type
L = ultra-low-power
Device subfamily
452: STM32L452xx
Pin count
C = 48 pins
R = 64 pins
V = 100 pins
Flash memory size
C = 256 KB of Flash memory
E = 512 KB of Flash memory
Package
T = LQFP ECOPACK®2
U = QFN ECOPACK®2
I = UFBGA ECOPACK®2
Y = CSP ECOPACK®2
Temperature range
6 = Industrial temperature range, -40 to 85 °C (105 °C junction)
3 = Industrial temperature range, -40 to 125 °C (130 °C junction)
Option
Blank = Standard production with integrated LDO
P = Dedicated pinout supporting external SMPS
Packing
TR = tape and reel
xxx = programmed parts



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com