công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU3 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU3 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 210 page
background image
DocID029968 Rev 3
15/210
STM32L452xx
Description
55
Operating voltage
1.71 to 3.6 V
Operating temperature
Ambient operating temperature:
-40 to 85 °C / -40 to 125 °C
Junction temperature:
-40 to 105 °C / -40 to 130 °C
Packages
LQFP100
UFBGA100
WLCSP64
LQFP64
UFBGA64
UFQFPN48
1.
WKUP5, ADC1_IN14 and SDMMC interface are not supported by 64-pin packages with SMPS option.
2. In case external SMPS package type is used, 2 GPIO's are replaced by VDD12 pins to connect the SMPS
power supplies hence reducing the number of available GPIO's by 2.
Table 2. STM32L452xx family device features and peripheral counts (continued)
Peripheral
STM32L452Vx
STM32L452Rx
STM32L452Cx



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com