công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CEU3 bảng dữ liệu(PDF) 144 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CEU3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CEU3 bảng dữ liệu(HTML) 144 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CEU3 Datasheet HTML 140Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 141Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 142Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 143Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 144Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 145Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 146Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 147Page - STMicroelectronics STM32L452CEU3 Datasheet HTML 148Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 144 / 210 page
background image
Electrical characteristics
STM32L452xx
144/210
DocID029968 Rev 3
Unless otherwise specified, the parameters given are derived from tests performed under
the ambient temperature and supply voltage conditions summarized in Table 23: General
operating conditions.
Table 73. I/O AC characteristics(1)(2)
Speed Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
00
Fmax
Maximum frequency
C=50 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
5
MHz
C=50 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
1
C=50 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
0.1
C=10 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
10
C=10 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
1.5
C=10 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
0.1
Tr/Tf
Output rise and fall time
C=50 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
25
ns
C=50 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
52
C=50 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
140
C=10 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
17
C=10 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
37
C=10 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
110
01
Fmax
Maximum frequency
C=50 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
25
MHz
C=50 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
10
C=50 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
1
C=10 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
50
C=10 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
15
C=10 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
1
Tr/Tf
Output rise and fall time
C=50 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
9
ns
C=50 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
16
C=50 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
40
C=10 pF, 2.7 V≤VDDIOx≤3.6 V
-
4.5
C=10 pF, 1.62 V≤VDDIOx≤2.7 V
-
9
C=10 pF, 1.08 V≤VDDIOx≤1.62 V
-
21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com