công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L452CET3 bảng dữ liệu(PDF) 94 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L452CET3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, ext. SMPS
PDF  210 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L452CET3 bảng dữ liệu(HTML) 94 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L452CET3 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32L452CET3 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 94 / 210 page
background image
Electrical characteristics
STM32L452xx
94/210
DocID029968 Rev 3
Vhyst_PVM3
PVM3 hysteresis
-
-
10
-
mV
Vhyst_PVM4
PVM4 hysteresis
-
-
10
-
mV
IDD (PVM1)
(2)
PVM1 consumption from VDD
--
0.2
-
µA
IDD
(PVM3/PVM4)
(2)
PVM3 and PVM4
consumption from VDD
--
2
-
µA
1. Continuous mode means Run/Sleep modes, or temperature sensor enable in Low-power run/Low-power
sleep modes.
2. Guaranteed by design.
3. BOR0 is enabled in all modes (except shutdown) and its consumption is therefore included in the supply
current characteristics tables.
Table 25. Embedded reset and power control block characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions(1)
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com