| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L452VCT3 bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452VCT3 bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 210 page ![]() Memory mapping STM32L452xx 84/210 DocID029968 Rev 3 APB2 0x4001 2C00 - 0x4001 2FFF 1 KB TIM1 0x4001 2800 - 0x4001 2BFF 1 KB SDMMC1 0x4001 2000 - 0x4001 27FF 2 KB Reserved 0x4001 1C00 - 0x4001 1FFF 1 KB FIREWALL 0x4001 0800- 0x4001 1BFF 5 KB Reserved 0x4001 0400 - 0x4001 07FF 1 KB EXTI 0x4001 0200 - 0x4001 03FF 1 KB COMP 0x4001 0030 - 0x4001 01FF VREFBUF 0x4001 0000 - 0x4001 002F SYSCFG APB1 0x4000 9800 - 0x4000 FFFF 26 KB Reserved 0x4000 9400 - 0x4000 97FF 1 KB LPTIM2 0x4000 8800 - 0x4000 93FF 3 KB Reserved 0x4000 8400 - 0x4000 87FF 1 KB I2C4 0x4000 8000 - 0x4000 83FF 1 KB LPUART1 0x4000 7C00 - 0x4000 7FFF 1 KB LPTIM1 0x4000 7800 - 0x4000 7BFF 1 KB OPAMP 0x4000 7400 - 0x4000 77FF 1 KB DAC 0x4000 7000 - 0x4000 73FF 1 KB PWR 0x4000 6C00 - 0x4000 6FFF 1 KB USB SRAM 0x4000 6800 - 0x4000 6BFF 1 KB USB FS 0x4000 6400 - 0x4000 67FF 1 KB CAN1 0x4000 6000 - 0x4000 63FF 1 KB CRS 0x4000 5C00- 0x4000 5FFF 1 KB I2C3 0x4000 5800 - 0x4000 5BFF 1 KB I2C2 0x4000 5400 - 0x4000 57FF 1 KB I2C1 0x4000 5000 - 0x4000 53FF 1 KB Reserved 0x4000 4C00 - 0x4000 4FFF 1 KB UART4 0x4000 4800 - 0x4000 4BFF 1 KB USART3 0x4000 4400 - 0x4000 47FF 1 KB USART2 0x4000 4000 - 0x4000 43FF 1 KB Reserved 0x4000 3C00 - 0x4000 3FFF 1 KB SPI3 0x4000 3800 - 0x4000 3BFF 1 KB SPI2 0x4000 3400 - 0x4000 37FF 1 KB Reserved Table 19. STM32L452xx memory map and peripheral register boundary addresses(1) (continued) Bus Boundary address Size(bytes) Peripheral |