| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L452CEU6 bảng dữ liệu(PDF) 79 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L452CEU6 bảng dữ liệu(HTML) 79 Page - STMicroelectronics |
|
79 / 210 page ![]() Port C PC0 LPUART1_RX ---- - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PC1 LPUART1_TX ---- - - EVENTOUT PC2 - ---- - - EVENTOUT PC3 - ---- SAI1_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PC4 - ---- - - EVENTOUT PC5 - ---- - - EVENTOUT PC6 - TSC_G4_IO1 - - SDMMC1_D6 - - EVENTOUT PC7 - TSC_G4_IO2 - - SDMMC1_D7 - - EVENTOUT PC8 - TSC_G4_IO3 - - SDMMC1_D0 - - EVENTOUT PC9 - TSC_G4_IO4 USBNOE - SDMMC1_D1 - - EVENTOUT PC10 UART4_TX TSC_G3_IO2 - - SDMMC1_D2 - - EVENTOUT PC11 UART4_RX TSC_G3_IO3 - - SDMMC1_D3 - - EVENTOUT PC12 - TSC_G3_IO4 - - SDMMC1_CK - - EVENTOUT PC13 - ---- - - EVENTOUT PC14 - ---- - - EVENTOUT PC15 - ---- - - EVENTOUT Table 18. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 17) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/ LPUART1/ CAN1 CAN1/TSC CAN1/USB/ QUADSPI - SDMMC1/ COMP1/ COMP2 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |