công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMA6512ST bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Omega Engineering, Inc.

tên linh kiện FMA6512ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  gas Mass Flow Controllers With RS485 Standard and Alarm Functions For Clean Gases
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMEGA [Omega Engineering, Inc.]
Trang chủ  https://www.omega.com/en-us/
Logo OMEGA - Omega Engineering, Inc.

FMA6512ST bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Omega Engineering, Inc.

  FMA6512ST Datasheet HTML 1Page - Omega Engineering, Inc. FMA6512ST Datasheet HTML 2Page - Omega Engineering, Inc. FMA6512ST Datasheet HTML 3Page - Omega Engineering, Inc. FMA6512ST Datasheet HTML 4Page - Omega Engineering, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
D-XX
FMA6500
Power
Supply
25 Pins
1.8 (6)
Computer
Communication
3
3
25 Pins
1.8 (6)
FMA6500
Command
Module
Proc
Computer
Communication
15 Pins
3
FMA6500
Analog Setpoint
Analog Output
Purge
Close
Relay
Other See Manual
25 Pins
1.8 (6)
Transformer
Computer
Communication
Power
110/230/240 V
9
3
3
FMA6500
Computer
Communication
Power
110/230/240 V
3
3
Transformer
1.8 (6)
25 Pins
25-Pin
D-Connector Male
12.7 (0.50)
12.7 (0.50)
38.1 (1.50)
157.1 (6.19)
82.6 (3.25)
133.8 (5.27)
6-32-2B
17.5 (0.69)
74.3 (2.93)
4.0 (0.16)
FLOW
25-Pin
D-Connector Male
167.0 (6.58)
15.9 (0.63)
47.6 (1.88)
15.9 (0.63)
92.1 (3.63)
143.5 (5.65)
*149.1 (5.87)
6-32-2B
17.5 (0.69)
10.3 (0.41)
68.3 (2.69)
* For High-Flow
Mass Flow Controllers
FMA6500ST Controller Dimensions 15 LPM and Greater
FMA6500ST Controller Dimensions Up to 10 LPM
Standard Cable (Supplied with FMA6500ST) FMA65-C
FMA65-C15
FMA65PWA
FMA65PWC
FPW-D15 power supply,
sold separately.
Dimensions: mm (inch)
Dimensions: mm (inch)
Dimensions: m (ft)
Dimensions: m (ft)
Dimensions: m (ft)
Dimensions: m (ft)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com