công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV2011MFX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMV2011MFX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMV2011 High Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LMV2011MFX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Texas Instruments

Back Button LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments LMV2011MFX/NOPB Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 28 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
8X (.061 )
[1.55]
8X (.024)
[0.6]
6X (.050 )
[1.27]
(.213)
[5.4]
(R.002 ) TYP
[0.05]
SOIC - 1.75 mm max height
D0008A
SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT
4214825/C 02/2019
NOTES: (continued)
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X
SYMM
SYMM
1
4
5
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com