công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1605IPAPT bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1605IPAPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 5MSPS Analog-to-Digital Converter
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADS1605IPAPT bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1605IPAPT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1605IPAPT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 39 page
background image
ADS1605
ADS1606
SBAS274H − MARCH 2003 − REVISED MAY 2007
www.ti.com
9
CLK
RESET
DRDY
DOUT[15:0]
t
10
t
9
t
12
t
3
t
11
Settled
Data
NOTE: CS and RD tied low.
Figure 3. Reset TIming (ADS1605, ADS1606 with FIFO Disabled)
TIMING REQUIREMENTS FOR FIGURE 3
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNIT
t3
Rising edge of CLK to DRDY low
10
ns
t9
RESET pulse width
50
ns
t10
Delay from RESET active (low) to DRDY forced high and DOUT forced low
9
ns
t11
RESET rising edge to falling edge of CLK
−5
10
ns
t12
Delay from DOUT active to valid DOUT (settling to 0.001%)
47
DRDY
Cycles
NOTE: DOUT[15:0] and DRDY load = 10pF.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com