| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LTM4600EVPBF bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Linear Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTM4600EVPBF bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Linear Technology |
|
22 / 24 page ![]() LTM4600 22 4600fa PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME A1 - B1 VIN C1 - D1 VIN E1 - F1 VIN G1 PGND H1 - A2 - B2 - C2 - D2 - E2 - F2 - G2 - H2 - A3 VIN B3 - C3 - D3 - E3 - F3 - G3 - H3 - A4 - B4 - C4 - D4 - E4 - F4 - G4 - H4 - A5 VIN B5 - C5 - D5 - E5 - F5 - G5 - H5 - A6 - B6 - C6 - D6 - E6 - F6 - G6 - H6 - A7 VIN B7 - C7 - D7 - E7 - F7 - G7 - H7 PGND A8 - B8 - C8 - D8 - E8 - F8 - G8 - H8 - A9 VIN B9 - C9 - D9 - E9 - F9 - G9 - H9 PGND A10 - B10 - C10 VIN D10 - E10 VIN F10 - G10 - H10 - A11 VIN B11 - C11 - D11 - E11 - F11 - G11 - H11 PGND A12 - B12 - C12 VIN D12 - E12 VIN F12 - G12 - H12 - A13 VIN B13 - C13 - D13 - E13 - F13 - G13 - H13 PGND A14 - B14 - C14 VIN D14 - E14 VIN F14 - G14 - H14 - A15 fADJ B15 - C15 - D15 - E15 - F15 - G15 - H15 PGND A16 - B16 - C16 - D16 - E16 - F16 - G16 - H16 - A17 SVIN B17 - C17 - D17 - E17 - F17 - G17 - H17 PGND A18 - B18 - C18 - D18 - E18 - F18 - G18 - H18 - A19 EXTVCC B19 - C19 - D19 - E19 - F19 - G19 - H19 - A20 - B20 - C20 - D20 - E20 - F20 - G20 - H20 - A21 VOSET B21 - C21 - D21 - E21 - F21 - G21 - H21 - A22 - B22 - C22 - D22 - E22 - F22 - G22 - H22 - A23 - B23 COMP C23 - D23 SGND E23 - F23 RUN/SS G23 FCB H23 - PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME PIN NAME J1 PGND K1 - L1 - M1 - N1 - P1 - R1 - T1 - J2 - K2 - L2 PGND M2 PGND N2 PGND P2 VOUT R2 VOUT T2 VOUT J3 - K3 - L3 - M3 - N3 - P3 - R3 - T3 - J4 - K4 - L4 PGND M4 PGND N4 PGND P4 VOUT R4 VOUT T4 VOUT J5 - K5 - L5 - M5 - N5 - P5 - R5 - T5 - J6 - K6 - L6 PGND M6 PGND N6 PGND P6 VOUT R6 VOUT T6 VOUT J7 - K7 PGND L7 - M7 - N7 - P7 - R7 - T7 - J8 - K8 L8 PGND M8 PGND N8 PGND P8 VOUT R8 VOUT T8 VOUT J9 - K9 PGND L9 - M9 - N9 - P9 - R9 - T9 - J10 - K10 L10 PGND M10 PGND N10 PGND P10 VOUT R10 VOUT T10 VOUT J11 - K11 PGND L11 - M11 - N11 - P11 - R11 - T11 - J12 - K12 - L12 PGND M12 PGND N12 PGND P12 VOUT R12 VOUT T12 VOUT J13 - K13 PGND L13 - M13 - N13 - P13 - R13 - T13 - J14 - K14 - L14 PGND M14 PGND N14 PGND P14 VOUT R14 VOUT T14 VOUT J15 - K15 PGND L15 - M15 - N15 - P15 - R15 - T15 - J16 - K16 - L16 PGND M16 PGND N16 PGND P16 VOUT R16 VOUT T16 VOUT J17 - K17 PGND L17 - M17 - N17 - P17 - R17 - T17 - J18 - K18 - L18 PGND M18 PGND N18 PGND P18 VOUT R18 VOUT T18 VOUT J19 - K19 - L19 - M19 - N19 - P19 - R19 - T19 - J20 - K20 - L20 PGND M20 PGND N20 PGND P20 VOUT R20 VOUT T20 VOUT J21 - K21 - L21 - M21 - N21 - P21 - R21 - T21 - J22 - K22 - L22 PGND M22 PGND N22 PGND P22 VOUT R22 VOUT T22 VOUT J23 PGOOD K23 - L23 - M23 - N23 - P23 - R23 - T23 - PACKAGE DESCRIPTIO Pin Assignment Tables (Arranged by Pin Number) |