công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0047008 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Lapp.

tên linh kiện 0047008
Giải thích chi tiết về linh kiện  ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LAPP [Lapp.]
Trang chủ  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

0047008 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Lapp.

  0047008 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 0047008 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 0047008 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 0047008 Datasheet HTML 4Page - Lapp. 0047008 Datasheet HTML 5Page - Lapp. 0047008 Datasheet HTML 6Page - Lapp. 0047008 Datasheet HTML 7Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
PRODUCT INFORMATION
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Note
Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon
request.
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related
surcharges.
Please find our standard lengths at: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Packaging size: coil ≤ 30 kg or ≤ 250 m, otherwise drum
Please specify the preferred type of packaging (e.g. 1 x 500 m drum or 5 x 100 m coils).
Also available on large spools and non-returnable drums.
Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
Prices are net prices without VAT and surcharges. Sale to business customers only.
Other colours are available upon request
Last Update (10.02.2018)
3 / 7
©2018 Lapp Group - Technical changes reserved
Product Management www.lappkabel.de
You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03.16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com