công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BL-HS135A-TRB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

tên linh kiện BL-HS135A-TRB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Super Red Suitable for all SMT assembly methods.
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIGHT [BRIGHT LED ELECTRONICS CORP]
Trang chủ  http://www.brightled.co.kr
Logo BRIGHT - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

BL-HS135A-TRB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP

  BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 1Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 2Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 3Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 4Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 5Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 6Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP BL-HS135A-TRB Datasheet HTML 7Page - BRIGHT LED ELECTRONICS CORP  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
B
BR
RIIG
GH
HT
T L
LE
ED
D E
EL
LE
EC
CT
TR
RO
ON
NIIC
CS
S C
CO
OR
RP
P..
B
BL
L--H
HS
S1
13
35
5A
A--T
TR
RB
B
SINCE 1981
● Bin Limits
Intensit y Bin Limits (At 20mA)
BIN C O D E
Min. (m c d )
Max . (m cd)
H
4.8
9.4
J
7.0
14. 0
K
11 .0
21. 0
L
16. 0
32. 0
BI N : x
Intensity BIN CODE
Ver.1.0
Page 4 of 7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com