công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BSP40 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BSP40
Giải thích chi tiết về linh kiện  MEDIUM POWER AMPLIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BSP40 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  BSP40 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BSP40 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BSP40 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BSP40 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
DIM.
mm
mils
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a
2.27
2.3
2.33
89.4
90.6
91.7
b
4.57
4.6
4.63
179.9
181.1
182.3
c
0.2
0.4
0.6
7.9
15.7
23.6
d
0.63
0.65
0.67
24.8
25.6
26.4
e1
1.5
1.6
1.7
59.1
63
66.9
e4
0.32
12.6
f
2.9
3
3.1
114.2
118.1
122.1
g
0.67
0.7
0.73
26.4
27.6
28.7
l1
6.7
7
7.3
263.8
275.6
287.4
l2
3.5
3.5
3.7
137.8
137.8
145.7
L
6.3
6.5
6.7
248
255.9
263.8
C
C
B
E
L
a
b
f
g
c
d
l2
e4
SOT223 MECHANICAL DATA
P008B
BSP40/41/42/43
3/4



Html Pages

1 2 3 4