công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3201097 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3201097
Giải thích chi tiết về linh kiện  AI 1 - 8 YE - Ferrule
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

3201097 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  3201097 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 3201097 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 3201097 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 3201097 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 3201097 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 3201097 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 3201097 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 14 mm, color: yellow
Your advantages
The ferrules with plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper
•
In terms of dimensions, they correspond to DIN 46228‑4: 1990‑09
•
Commercial data
Item number
3201097
Packing unit
100 pc
Minimum order quantity
100 pc
Sales key
BH34
Product key
BH3411
GTIN
4017918094645
Weight per piece (including packing)
0.102 g
Weight per piece (excluding packing)
0.091 g
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
AI 1 - 8 YE - Ferrule
3201097
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3201097
Sep 1, 2025, 8:09AM
Page 1 (7)


Số phần tương tự - 3201097

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3201097 PHOENIX-3201097 Datasheet
143Kb / 4P
Ferrules With Insulating Collar According to DIN 46228-4
More results

Mô tả tương tự - 3201097

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1200104 PHOENIX-1200104 Datasheet
65Kb / 2P
Ferrule - AI 0,5-8 WH S1
3200700 PHOENIX-3200700 Datasheet
61Kb / 3P
Ferrule - AI 25 -22 YE
3200852 PHOENIX-3200852 Datasheet
69Kb / 2P
AI 0,25- 8 YE
3201364 PHOENIX-3201364 Datasheet
45Kb / 3P
Ferrule - AI 0,25- 8 BU
3201589 PHOENIX-3201589 Datasheet
66Kb / 3P
Ferrule - AI 1 - 8 YE-B
3240250 PHOENIX-3240250 Datasheet
47Kb / 3P
Ferrule - AI 0,25-8 BU-B
3240543 PHOENIX-3240543 Datasheet
54Kb / 3P
Ferrule - AI-WM 0,75-8 GY
3240544 PHOENIX-3240544 Datasheet
54Kb / 3P
Ferrule - AI-WM 1-8 RD
3240665 PHOENIX-3240665 Datasheet
67Kb / 3P
Ferrule - AI 1-8 RD-B 3000
3241128 PHOENIX-3241128 Datasheet
44Kb / 2P
Ferrule - AI 0,25-10 YE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com