công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LS74AD bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LS74AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL D-TYPE POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS WITH PRESET AND CLEAR
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LS74AD bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LS74AD Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LS74AD Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 25 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
ALL AROUND
[0.05]
MAX
.002
.002 MAX
[0.05]
ALL AROUND
SOLDER MASK
OPENING
METAL
(.063)
[1.6]
(R.002 ) TYP
[0.05]
14X (
.039)
[1]
(
.063)
[1.6]
12X (.100 )
[2.54]
(.300 ) TYP
[7.62]
CDIP - 5.08 mm max height
J0014A
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE
4214771/A 05/2017
LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 5X
SEE DETAIL A
SEE DETAIL B
SYMM
SYMM
1
7
8
14
DETAIL A
SCALE: 15X
SOLDER MASK
OPENING
METAL
DETAIL B
13X, SCALE: 15X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com