công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLV27L2CD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TLV27L2CD
Giải thích chi tiết về linh kiện  FAMILY OF MICROPOWER RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TLV27L2CD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TLV27L2CD Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLV27L2CD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
TLV27L1
TLV27L2
SLOS378B − SEPTEMBER 2001 − REVISED MARCH 2012
4
www.ti.com
electrical characteristics at recommended operating conditions, VS = 2.7 V, 5 V, and ±5 V (unless
otherwise noted) (continued)
output characteristics
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA†
MIN
TYP
MAX
UNIT
V
27 V
25°C
160
200
VS = 2.7 V
Full range
220
VIC = VS/2,
V
5 V
25°C
85
120
VIC = VS/2,
IOL = 100 μA
VS = 5 V
Full range
200
V
Output voltage swing from rail
O
V
±5 V
25°C
50
120
mV
VO
Output voltage swing from rail
VS = ±5 V
Full range
150
mV
V
5 V
25°C
420
800
VIC = VS/2,
VS = 5 V
Full range
900
VIC = VS/2,
IOL = 500 μA
V
±5 V
25°C
200
400
O
VS = ±5 V
Full range
500
IO
Output current
VO = 0.5 V from rail
VS = 2.7 V
25°C
400
μA
† Full range is −40°C to 125°C for I suffix.
dynamic performance
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA
MIN
TYP
MAX
UNIT
GBP
Gain bandwidth product
RL = 100 kΩ, CL = 10 pF, f = 1 kHz
25°C
160
kHz
V
1 V
R
100 kΩ
25°C
0.06
SR
Slew rate at unity gain
VO(pp) = 1 V,
RL = 100 kΩ,
CL = 50 pF
−40°C
0.05
V/μs
SR
Slew rate at unity gain
CL = 50 pF
125°C
0.8
V/μs
φM
Phase margin
RL = 100 kΩ,
CL = 50 pF
25°C
62
°
t
Settling time (0 1%)
V(STEP)pp = 1 V, AV = −1,
Rise
25°C
62
s
ts
Settling time (0.1%)
V(STEP)pp = 1 V, AV = 1,
CL = 50 pF,
RL = 100 kΩ
Fall
25°C
44
μs
noise/distortion performance
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA
MIN
TYP
MAX
UNIT
Vn
Equivalent input noise voltage
f = 1 kHz
25°C
89
nV/√Hz
In
Equivalent input noise current
f = 1 kHz
25°C
0.6
fA/√Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com