công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF85263ATT1/AJ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF85263ATT1/AJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tiny Real-Time Clock/calendar with alarm function, battery switch-over, time stamp input, and I2C-bus
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCF85263ATT1/AJ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors PCF85263ATT1/AJ Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 100 page
background image
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
RTC timestamp1 (TSR1)
11h
TSR1_seconds
-
TSR1_SECONDS (0 to 59)
Section 8.7
12h
TSR1_minutes
-
TSR1_MINUTES (0 to 59)
13h
TSR1_hours
-
-
AMPM
TSR1_HOURS (1 to 12) in 12 hour mode
TSR1_HOURS (0 to 23) in 24 hour mode
14h
TSR1_days
-
-
TSR1_DAYS (1 to 31)
15h
TSR1_months
-
-
-
TSR1_MONTHS (1 to 12)
16h
TSR1_years
TSR1_YEARS (0 to 99)
RTC timestamp2 (TSR2)
17h
TSR2_seconds
-
TSR2_SECONDS (0 to 59)
Section 8.7
18h
TSR2_minutes
-
TSR2_MINUTES (0 to 59)
19h
TSR2_hours
-
-
AMPM
TSR2_HOURS (1 to 12) in 12 hour mode
TSR2_HOURS (0 to 23) in 24 hour mode
1Ah
TSR2_days
-
-
TSR2_DAYS (1 to 31)
1Bh
TSR2_months
-
-
-
TSR2_MONTHS (1 to 12)
1Ch
TSR2_years
TSR2_YEARS (0 to 99)
RTC timestamp3 (TSR3)
1Dh
TSR3_seconds
-
TSR3_SECONDS (0 to 59)
Section 8.7
1Eh
TSR3_minutes
-
TSR3_MINUTES (0 to 59)
1Fh
TSR3_hours
-
-
AMPM
TSR3_HOURS (1 to 12) in 12 hour mode
TSR3_HOURS (0 to 23) in 24 hour mode
20h
TSR3_days
-
-
TSR3_DAYS (1 to 31)
21h
TSR3_months
-
-
-
TSR3_MONTHS (1 to 12)
22h
TSR3_years
TSR3_YEARS (0 to 99)
RTC timestamp mode control
23h
TSR_mode
TSR3M[1:0]
-
TSR2M[2:0]
TSR1M[1:0]
Section 8.7
Table 5.
RTC mode time registers …continued
Bit positions labeled as - are not implemented. After reset, all registers are set according to Table 62 on page 59.
Address
Register name
Bit
Reference
7
6
5
4
3
2
1
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com