công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

407MS8GE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện 407MS8GE
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs InGaP HBT MMIC POWER AMPLIFIER, 5.0 - 7.0 GHz
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

407MS8GE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hittite Microwave Corporation

  407MS8GE Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation 407MS8GE Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
5
5 - 151
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
Input Return Loss vs. Temperature
Output Return Loss vs. Temperature
Broadband Gain & Return Loss
Gain vs. Temperature
P1dB vs. Temperature
Psat vs. Temperature
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
23456789
10
S21
S11
S22
FREQUENCY (GHz)
-25
-20
-15
-10
-5
0
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
+25 C
+85 C
-40 C
FREQUENCY (GHz)
-20
-15
-10
-5
0
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
+25 C
+85 C
-40 C
FREQUENCY (GHz)
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
+25 C
+85 C
-40 C
FREQUENCY (GHz)
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
+25 C
+85 C
-40 C
FREQUENCY (GHz)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
+25 C
+85 C
-40 C
FREQUENCY (GHz)
HMC407MS8G / 407MS8GE
GaAs InGaP HBT MMIC
POWER AMPLIFIER, 5.0 - 7.0 GHz
v03.1006



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com