công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN55976A2WD bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN55976A2WD
Giải thích chi tiết về linh kiện  9-CHANNEL DIFFERENTIAL TRANSCEIVER
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN55976A2WD bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button SN55976A2WD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN55976A2WD Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 39 page
background image
SN75976A, SN55976A
9-CHANNEL DIFFERENTIAL TRANSCEIVER
SLLS218B – MAY 1995 – REVISED MAY 1997
13
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
†
A
620
Ω
VT
Output
40 pF‡
B+
B–
DE/RE
0 V or 3 V
3 V or 0 V
Input
† CDE0 is high, CDE1, CDE2, BSR, and CRE are low and, for
the SN75976A only, all others are open.
‡ Includes probe and jig capacitance.
Figure 7. Receiver Enable and Disable Time Test Circuit
Indeterminate
Indeterminate
tPLZ
tPZL
1.4 V
1.4 V
1.4 V
1.4 V
1.4 V
1.4 V
3 V
0 V
Input
Output
VOD
Output
VOD
B + at 0 V
B – at 3 V
VT = VCC
B + at 3 V
B – at 0 V
VT = 0
tPHZ
tPZH
Figure 8. Receiver Enable and Disable Time Waveforms
NOTES: A. All input pulses are supplied by a generator having the following characteristics: tr ≤ 6 ns, tf ≤ 6 ns, PRR ≤ 1 MHz, duty cycle = 50%,
ZO = 50 Ω.
B. All resistances are in
Ω and ± 5%, unless otherwise indicated.
C. All capacitances are in pF and
± 10%, unless otherwise indicated.
D. All indicated voltages are
± 10 mV.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com