công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FOD260LSV bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FOD260LSV
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V/5V High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FOD260LSV bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button FOD260LSV Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor FOD260LSV Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FOD060L, FOD260L Rev. 1.0.5
8
+3.3V
Peak
3
2
1
4
8
7
6
5
GND
V
CC
O
(V )
Output
350
Ω
V
CM
FF
V
A
B
Pulse Gen
I
F
CM
V
0V
O
V
3.3V
Switching Pos. (A), I = 0
F
O
V (Max)
CM
0.5 V
O
V
Switching Pos. (B), I = 7.5 mA
F
H
CM L
V (Min)
O
bypass
0.1
µf
Fig. 11 Test Circuit Common Mode Transient Immunity



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com