công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FOD260LS bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FOD260LS
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V/5V High Speed-10 MBit/s Logic Gate Optocouplers
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FOD260LS bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button FOD260LS Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor FOD260LS Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
©2008 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FOD060L, FOD260L Rev. 1.0.5
1
0
Marking Information (Continued)
DIP and SMT
1
2
6
4
3
5
Definitions
1Fairchild logo
2Device number
3
VDE mark (Note: Only appears on parts ordered with
DIN EN/IEC 60747-5-2 option – See order entry table)
4Two digit year code, e.g., ‘11’
5Two digit work week ranging from ‘01’ to ‘53’
6
Assembly package code
260L
B
YY
XX
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com