công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC240ADGVR bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC240ADGVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC240A Octal Buffer/Driver with 3-State Outputs
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC240ADGVR bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN74LVC240ADGVR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 30 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(9.3)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
20X (2)
20X (0.6)
18X (1.27)
(R
)
TYP
0.05
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X
1
10
11
20
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com