công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC1404YZP bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC1404YZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC1404 Oscillator Driver for Crystal Oscillator or Ceramic Resonator
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SN74LVC1404YZP bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN74LVC1404YZP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 32 page
background image
RS = 10 kW
3.5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
200
400
600
800
RS = 2 kW
RS = 240 W
Time − ns
Time − ns
RS = 10 kW
3.5
0
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
50
100
150
200
RS = 3 kW
RS = 450 W
15
SN74LVC1404
www.ti.com
SCES469F – AUGUST 2003 – REVISED MARCH 2020
Product Folder Links: SN74LVC1404
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2003–2020, Texas Instruments Incorporated
10.2.3.2 LVC1404 in 10-MHz Crystal-Oscillator Circuit
C1 ≈ C2 = 30 pF
(4)
XC2 = 480 Ω (capacitive reactance at resonance frequency, that is, 10 MHz)
(5)
VCC = 3.3 V
(6)
Figure 6. Effect of RS on Oscillator Waveform (Frequency = 10 MHz)
Table 4. Effect of RS on Duty Cycle and ICC
(Frequency = 10 MHz)
RS
(Ω)
ICC
(mA)
Positive Duty Cycle
(%)
450
6.9
40
3 k
8.4
47.6
10 k
15.1
43.9
10.2.3.3 LVC1404 in 2-MHz Crystal-Oscillator Circuit
C1 ≈ C2 = 30 pF
(7)
XC2 = 2.4 kΩ (capacitive reactance at resonance frequency, that is, 2 MHz)
(8)
VCC = 3.3 V
(9)
Figure 7. Effect of RS on Oscillator Waveform (Frequency = 2 MHz)
Table 5. Effect of RS on Duty Cycle and ICC
(Frequency = 2 MHz)
RS
(Ω)
ICC
(mA)
Positive Duty Cycle
(%)
240
11.1
45.9
2 k
7.3
47.3
10 k
8.6
46.7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com