công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0899338 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0899338
Giải thích chi tiết về linh kiện  E PE A 75X80X75 - Empty enclosure
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0899338 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  0899338 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0899338 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0899338 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0899338 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0899338 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 0899338 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Technical data
Notes
General
Prepared for direct installation of a DIN rail
Product properties
Product type
Terminal box
Type
Empty enclosure with cover
Insulation characteristics
Protection class
II
Dimensions
Dimensional drawing
Width
75 mm
Height
80 mm
Depth
75 mm
Clearance width, maximum DIN rail length
63 mm
max. assembly length
49 mm
Material specifications
Color
squirrell grey RAL 7000
Material
Polyester fiberglass reinforced
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
Chloroprene
Components
halogen-free
Mechanical properties
General
Type of locking (GRP)
Screw-on cover Plus/minus screw
Environmental and real-life conditions
Degree of protection (IP code)
Degree of protection
IP66
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Mounting
Integrated blind hole
Assembly note
E PE A 75X80X75 - Empty enclosure
0899338
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0899338
Aug 25, 2025, 4:44AM
Page 2 (6)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com