công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0899329 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0899329
Giải thích chi tiết về linh kiện  O PX A 161X161X93 - Empty enclosure
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0899329 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0899329 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0899329 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0899329 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0899329 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0899329 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Empty enclosure, Octagonal, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite,
black, 161 mm x 161 mm x 93 mm, type of locking: Screw-on cover
Commercial data
Item number
0899329
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Sales key
BH91
Product key
BH9142
GTIN
4055626275987
Weight per piece (including packing)
99.99 g
Weight per piece (excluding packing)
99.99 g
Customs tariff number
85389099
Country of origin
IN
O PX A 161X161X93 - Empty enclosure
0899329
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0899329
Aug 25, 2025, 5:30AM
Page 1 (5)


Số phần tương tự - 0899329

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0899320 PHOENIX-0899320 Datasheet
332Kb / 7P
E PX A 250X600X121 - Empty enclosure
0899321 PHOENIX-0899321 Datasheet
316Kb / 5P
E PX A 360X360X91 - Empty enclosure
0899322 PHOENIX-0899322 Datasheet
250Kb / 5P
E PX A 405X400X121 - Empty enclosure
0899323 PHOENIX-0899323 Datasheet
316Kb / 5P
E PX A 405X400X201 - Empty enclosure
0899324 PHOENIX-0899324 Datasheet
230Kb / 4P
D PX A 177X177X145 - Empty enclosure
More results

Mô tả tương tự - 0899329

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
M67206H ATMEL-M67206H_14 Datasheet
69Kb / 4P
Empty Flag Parasitic Pulse
logo
Assmann Electronics Inc...
AB939-R ASSMANN-AB939-R Datasheet
61Kb / 1P
RS232 Empty Housing
logo
Greenliant systems
G31U480R GREENLIANT-G31U480R Datasheet
146Kb / 5P
SATA 2.5 Enterprise SSD PX Series
GLS93SPXXXG3 GREENLIANT-GLS93SPXXXG3 Datasheet
135Kb / 8P
Industrial Temp SD / microSD ArmourDrive PX Series
GLS91CP064G3 GREENLIANT-GLS91CP064G3 Datasheet
119Kb / 6P
Industrial Temp CFast ArmourDrive PX Series
logo
Weidmuller
0573300000 WEIDMULLER-0573300000 Datasheet
430Kb / 8P
Klippon K (aluminium empty enclosure) Empty enclosure Aluminium enclosure
September 13, 2021
logo
Schneider Electric
XAPL4 SCHNEIDER-XAPL4 Datasheet
111Kb / 2P
empty control station - XAP-L - plastic - 10 A - 600VAC
Feb 10, 2022
XACA06H7 SCHNEIDER-XACA06H7 Datasheet
89Kb / 3P
empty pendant control station XAC-A - 6 vertical openings
Aug 17, 2019
XACA08H7 SCHNEIDER-XACA08H7 Datasheet
87Kb / 3P
empty pendant control station XAC-A - 8 vertical openings
Aug 15, 2019
XAPA1101 SCHNEIDER-XAPA1101 Datasheet
109Kb / 2P
empty control station - XAP-A - plastic - 1 opening
Feb 25, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com