công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0899324 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0899324
Giải thích chi tiết về linh kiện  D PX A 177X177X145 - Empty enclosure
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0899324 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  0899324 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0899324 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0899324 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0899324 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Technical data
Notes
General
Prepared for direct installation of a DIN rail
Product properties
Product type
Terminal box
Type
Ex empty enclosure with two wiring levels
Insulation characteristics
Protection class
II
Dimensions
Width
177 mm
Height
177 mm
Depth
145 mm
Clearance width, maximum DIN rail length
152 mm
max. assembly length
115 mm
Material specifications
Color
black
Material
Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
Silicon
Components
halogen-free
Mechanical properties
General
Type of locking (GRP)
Screw-on cover Plus/minus screw
Environmental and real-life conditions
Degree of protection (IP code)
Degree of protection
IP66
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-55 °C ... 127 °C
Mounting
Assembly note
Integrated blind hole
Direct DIN rail mounting
yes
Useable DIN rail type
NS 35
D PX A 177X177X145 - Empty enclosure
0899324
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0899324
Aug 25, 2025, 4:44AM
Page 2 (4)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com