công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0899302 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0899302
Giải thích chi tiết về linh kiện  E PX A 75X110X56 - Empty enclosure
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0899302 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0899302 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0899302 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 0899302 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 0899302 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 0899302 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Empty enclosure, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 75 mm x
110 mm x 56 mm, type of locking: Screw-on cover
Commercial data
Item number
0899302
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Sales key
BH91
Product key
BH9142
GTIN
4055626275710
Weight per piece (including packing)
349 g
Weight per piece (excluding packing)
99.99 g
Customs tariff number
85389099
Country of origin
IN
E PX A 75X110X56 - Empty enclosure
0899302
https://www.phoenixcontact.com/us/products/0899302
Aug 25, 2025, 5:38AM
Page 1 (5)


Số phần tương tự - 0899302

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0899300 PHOENIX-0899300 Datasheet
314Kb / 5P
E PX A 75X80X56 - Empty enclosure
0899301 PHOENIX-0899301 Datasheet
314Kb / 5P
E PX A 75X80X75 - Empty enclosure
0899303 PHOENIX-0899303 Datasheet
312Kb / 5P
E PX A 75X110X75 - Empty enclosure
0899304 PHOENIX-0899304 Datasheet
316Kb / 5P
E PX A 75X160X56 - Empty enclosure
0899305 PHOENIX-0899305 Datasheet
311Kb / 5P
E PX A 75X160X75 - Empty enclosure
More results

Mô tả tương tự - 0899302

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Assmann Electronics Inc...
AB939-R ASSMANN-AB939-R Datasheet
61Kb / 1P
RS232 Empty Housing
logo
PHOENIX CONTACT
2702228 PHOENIX-2702228 Datasheet
116Kb / 6P
LED enclosure light - PLD E 608 W 315/E
logo
Weidmuller
0573300000 WEIDMULLER-0573300000 Datasheet
430Kb / 8P
Klippon K (aluminium empty enclosure) Empty enclosure Aluminium enclosure
September 13, 2021
logo
Schneider Electric
XAPE901 SCHNEIDER-XAPE901 Datasheet
128Kb / 3P
empty flush mounted box - XAP-E - insulated material - without opening - IP 65
Feb 10, 2022
XAPE905 SCHNEIDER-XAPE905 Datasheet
128Kb / 3P
empty flush mounted box - XAP-E - insulated material - without opening - IP 65
Feb 10, 2022
XAPA1101 SCHNEIDER-XAPA1101 Datasheet
109Kb / 2P
empty control station - XAP-A - plastic - 1 opening
Feb 25, 2022
XAPE902 SCHNEIDER-XAPE902 Datasheet
128Kb / 3P
empty flush mounted box - XAP-E - insulated material - without opening - IP 65
Feb 25, 2022
XAPE903 SCHNEIDER-XAPE903 Datasheet
128Kb / 3P
empty flush mounted box - XAP-E - insulated material - without opening - IP 65
Feb 25, 2022
XAPE904 SCHNEIDER-XAPE904 Datasheet
128Kb / 3P
empty flush mounted box - XAP-E - insulated material - without opening - IP 65
Feb 25, 2022
logo
PHOENIX CONTACT
1319565 PHOENIX-1319565 Datasheet
501Kb / 8P
LED enclosure light - PLD E 706 W 395 E
Nov 16, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com