công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PET3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện PET3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Braided Sleeving PET Expandable
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

PET3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Multicomp Pro

  PET3 Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro PET3 Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page <1>
V1.0
04/12/20
Braided Sleeving
PET Expandable
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
Element14.com/multicomp-pro
Description:
This product is Polyester monofilament expandable sleeving.
This expandable braided sleeving, made of lightweight but tough polyester
mono filaments, offers an economical answer to installing, protecting, strengthening,
enhancing and assembling over bundles, wires, cables and flexible piping.
The push back effect of this product enables it to cover a wide range of sizes with
only few references and allows for easy application.
With continuous working temperatures of -50°C up to +150°C and resistance
to most chemicals, it can be used in hostile conditions and is suitable for all
industries. Moreover, it is self-extinguishing due to its braided construction.
Specifications:
Working temperature : -50°C up to +150°C
Standard colours
: Black, Grey
Technical Characteristics:
Standard Requirements
Test Methods
Physical
Monofilament
Polyester – Size : 0.22 mm
-
Working temperature
-50°C up to +150°C
-
Withstand peaks
+220°C
-
Melting point
+250°C
-
Flame resistance
Pass
Flame requirements of:
CEI 332-1 and FMVSS 302 (Type A).
I2 according to NF F16-101.
Chemical
Oxygen index limit
34%
-
Fume toxicity
Pass
CEI 754-1 and CEI 754-2.
Halogen-free.
Fume opacity
Pass
NF C 20452 (Polymer).
Chemical resistance
Unaffected by most chemicals
-
Cutting:
Couplers or lengths.
Packaging:
Coils fastened with ties under plastic wrapping.
Dimension Data
Reference
Size
Range of use advised (mm)
Expansion Ø max. (**) (mm)
Weight (*) g / 100m
PET3
3
1 up to 5
7
395
PET4
4
2 up to 7
9
445
PET5
5
3 up to 9
12
515


Số phần tương tự - PET3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PEAK electronics GmbH
PET3-2405E41LF PEAK-PET3-2405E41LF Datasheet
139Kb / 3P
1.5 or 3.5 KV DC I/O Isolation
PET3-2405Z41LF PEAK-PET3-2405Z41LF Datasheet
139Kb / 3P
1.5 or 3.5 KV DC I/O Isolation
PET3-2409E41LF PEAK-PET3-2409E41LF Datasheet
139Kb / 3P
1.5 or 3.5 KV DC I/O Isolation
PET3-2409Z41LF PEAK-PET3-2409Z41LF Datasheet
139Kb / 3P
1.5 or 3.5 KV DC I/O Isolation
PET3-2412E41LF PEAK-PET3-2412E41LF Datasheet
139Kb / 3P
1.5 or 3.5 KV DC I/O Isolation
More results

Mô tả tương tự - PET3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MIL-C-22992 ETC-MIL-C-22992 Datasheet
229Kb / 6P
Braided Adapters
LDECA2270 ETC1-LDECA2270 Datasheet
499Kb / 8P
PEN-PET H.T
logo
Glenair, Inc.
102-001-004 GLENAIR-102-001-004 Datasheet
63Kb / 1P
Expandable Fabric Tubular Braided Sleeving
logo
FERYSTER Inductive Comp...
ETD29-K-H-5-08 FERYSTER-ETD29-K-H-5-08 Datasheet
141Kb / 1P
PET FR530
ETD34-K-H-14P-DS FERYSTER-ETD34-K-H-14P-DS Datasheet
424Kb / 1P
PET Polyethylene Terephthalate
ETD39-K-H-16P-DS FERYSTER-ETD39-K-H-16P-DS Datasheet
378Kb / 1P
PET Polyethylene Terephthalate
ETD39-K-V-16P FERYSTER-ETD39-K-V-16P Datasheet
127Kb / 1P
PET FR530
logo
OEN India Limited
04-ES-125 OENINDIA-04-ES-125 Datasheet
114Kb / 1P
Expandable Braided Polyester Sleeving
04-ESNF125-10 OENINDIA-04-ESNF125-10 Datasheet
188Kb / 1P
No-Fray Expandable Braided Polyester Sleeving
logo
Heyco.
8880 HEYCO-8880 Datasheet
184Kb / 1P
Heyco® Self-Closing Braided Sleeving
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com